Part Number Hot Search : 
REU1LL AQY41 12NK60 AO7411 12TRPBF 02E1H SC321 C2012
Product Description
Full Text Search
 

To Download PMC-1001S-14 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
  sw t ichingthesmartway pmc-1001s schaltleistung max. 10 schaltstrom max. 0,7 abfallerregung min. 4 schaltzeit max. (inkl. prellen) 0,5 abfallzeit max. 0,3 schaltfrequenz max. 500 resonanzfrequenz typ. 5000 vibrationsfestigkeit 20 shockfestigkeit 100 betriebstemperatur -40 isolationswiderstand min. 9 pmc-1001s dauerstrom max. schaltspannung max. spannungsfestigkeit min. durchgangswiderstand max. (neuwert) ansprecherregungsbereich gesamt testspule standard-smd-reedschalter magnetische daten (des reedschalters vor dem konfektionieren) betriebsdaten (des reedschalters vor dem konfektionieren) umgebungsbedingungen kontaktform a 10 180 130 1 200 150 vdc vac w / va a a vdc m ? ? 10 - 25 010 aw aw kontaktmaterial ru messplatztoleranz 2 125 to + ms ms hz hz tc aw c g g @ 25 c @ 25 c verpackungseinheit (vpe) 3000 gewicht pro stck 0,04 gewicht pro vpe 700 g g stck standard aw-bereiche features abmessungen in mm zulassungen bestellbeispiel pmc-1001s1520 entspricht pmc-1001s mit 15 bis 20 aw. ? p i c g m b h (50-2000 hz) (1/2 sin 11 ms) reelgr??e 13 inch lagertemperatur -40 125 l?ttemperatur max. 300 bruchfestigkeit der anschlussdr?hte min. 3 c c kg to + elektrische daten @ 25 c bestellinformationen 10 15 bis aw 15 20 bis aw 20 25 bis aw kleinste abmessungen minimale bauh?he ber der leiterplatte ber 1 milliarde schaltspiele bei trockener oder low-level-belastung keine stromversorgung erforderlich perfekte wirtschaftliche alternative zu hallsensoren geeignet fr automatische bestckung tape & reel verpackung pic proximity instrumentation controls kontaktbauelemente gmbh phone +49 911 99 59 06-0 fax +49 911 99 59 06-99 rev.: 1.9 pmc1001s_ds_d_1.9 info@pic-gmbh.com www.pic-gmbh.com nibelungenstr. 5 a 90530 wendelstein, germany seite 1 von 2
sw t ichingthesmartway pmc-1001s pmc-1001s standard-smd-reedschalter empfohlenes leiterplatten-layout in mm empfohlenes l?tprofil gurt-abmessungen in mm empfohlene anpresskraft 3 maximale anpresskraft 10 n n pmc-1001s der schaltabstand des kann sich reduzieren, wenn dieser auf ferromagnetischen teilen montiert wird. elektromagnetische einflsse und magnetfelder k?nnen das schaltverhalten des sensors ver?ndern. bemerkungen toleranz 0.1, falls nicht anders angegeben anpresskraft pic proximity instrumentation controls kontaktbauelemente gmbh phone +49 911 99 59 06-0 fax +49 911 99 59 06-99 rev.: 1.9 pmc1001s_ds_d_1.9 info@pic-gmbh.com www.pic-gmbh.com nibelungenstr. 5 a 90530 wendelstein, germany seite 2 von 2


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of PMC-1001S-14

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X